công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PR33MF11YSZF bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Sharp Corporation

tên linh kiện PR33MF11YSZF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Non-Zero Cross type DIP 8pin Triac output SSR
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHARP [Sharp Corporation]
Trang chủ  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation

PR33MF11YSZF bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Sharp Corporation

Back Button PR33MF11YSZF Datasheet HTML 7Page - Sharp Corporation PR33MF11YSZF Datasheet HTML 8Page - Sharp Corporation PR33MF11YSZF Datasheet HTML 9Page - Sharp Corporation PR33MF11YSZF Datasheet HTML 10Page - Sharp Corporation PR33MF11YSZF Datasheet HTML 11Page - Sharp Corporation PR33MF11YSZF Datasheet HTML 12Page - Sharp Corporation PR33MF11YSZF Datasheet HTML 13Page - Sharp Corporation PR33MF11YSZF Datasheet HTML 14Page - Sharp Corporation PR33MF11YSZF Datasheet HTML 15Page - Sharp Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 15 page
background image
■ Package specification
13
12.0
6.7
520
±2
● Sleeve package
Through-Hole
Package materials
Sleeve : HIPS (with anti-static material)
Stopper : Styrene-Elastomer
Package method
MAX. 50pcs of products shall be packaged in a sleeve.
Both ends shall be closed by tabbed and tabless stoppers.
The product shall be arranged in the sleeve with its anode mark on the tabless stopper side.
MAX. 20 sleeves in one case.
Sleeve outline dimensions
(Unit : mm)
PR23MF11NSZ Series
PR33MF11NSZ Series
Sheet No.: D4-A00301EN



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com