công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLE4296G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện TLE4296G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low drop voltage regulator
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TLE4296G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Infineon Technologies AG

  TLE4296G Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG TLE4296G Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG TLE4296G Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG TLE4296G Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG TLE4296G Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG TLE4296G Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG TLE4296G Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG TLE4296G Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG TLE4296G Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
Datasheet
2
Rev.1.21
2023-05-10
OPTIREG™ linear TLE4296G
Low drop voltage regulator
Input voltages up to 40 V are regulated to VQ,nom = 3.3 V (V33 version) or 5.0 V (V50 version). The output is able
to drive a load of 30 mA while it regulates the output voltage within a 4% accuracy. To save energy the device
can be switched to stand-by mode via an inhibit input which causes the current consumption to drop below
5µA.
Type
Package
Marking
TLE4296GV33
PG-SCT595-5
C2
TLE4296GV50
PG-SCT595-5
C1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com