công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD3753 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện UPD3753
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOS INTEGRATED CIRCUIT
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

UPD3753 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  UPD3753 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp UPD3753 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp UPD3753 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp UPD3753 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp UPD3753 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp UPD3753 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp UPD3753 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp UPD3753 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp UPD3753 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 22 page
background image
Data Sheet S16546EJ2V0DS
3
µ PD3753
PIN CONFIGURATION (Top View)
CCD linear image sensor 22-pin plastic DIP (10.16 mm (400))
•
µ PD3753CY-A
AGND
122
221
320
419
518
617
716
815
914
10
13
11
12
No connection
No connection
Output
Shift register clock 1
No connection
No connection
No connection
No connection
No connection
No connection
Transfer gate clock
No connection
NC
Output drain voltage
VOD
NC
No connection
NC
No connection
NC
NC
NC
No connection
NC
NC
No connection
NC
TG
NC
NC
No connection
NC
NC
Digital ground
No connection
NC
DGND
VOUT
NC
Analog ground
φ
1
φ
Shift register clock 2
2
φ
Caution Connect the No connection pins (NC) to GND.
PHOTOCELL STRUCTURE DIAGRAM
µm
2
µm
12
Channel stopper
Aluminum
shield



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com