công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PQ030EZ01ZP bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sharp Corporation

tên linh kiện PQ030EZ01ZP
Giải thích chi tiết về linh kiện  SC-63 Package, Low Voltage Operation Low Power-Loss Voltage Regulators
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHARP [Sharp Corporation]
Trang chủ  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation

PQ030EZ01ZP bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sharp Corporation

  PQ030EZ01ZP Datasheet HTML 1Page - Sharp Corporation PQ030EZ01ZP Datasheet HTML 2Page - Sharp Corporation PQ030EZ01ZP Datasheet HTML 3Page - Sharp Corporation PQ030EZ01ZP Datasheet HTML 4Page - Sharp Corporation PQ030EZ01ZP Datasheet HTML 5Page - Sharp Corporation PQ030EZ01ZP Datasheet HTML 6Page - Sharp Corporation PQ030EZ01ZP Datasheet HTML 7Page - Sharp Corporation PQ030EZ01ZP Datasheet HTML 8Page - Sharp Corporation PQ030EZ01ZP Datasheet HTML 9Page - Sharp Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
Low Power-Loss Voltage Regulators
PQxxxEZ5MZ Series/PQxxxEZ01Z Series
Fig.5
Overcurrent Protection
Characteristics (PQ018EZ5MZ)
Fig.6
Overcurrent Protection
Characteristics (PQ025EZ5MZ)
Fig.7
Overcurrent Protection
Characteristics (PQ030EZ5MZ)
Fig.8
Overcurrent Protection
Characteristics (PQ033EZ5MZ)
Fig.9
Overcurrent Protection
Characteristics (PQ015EZ01Z)
Fig.10 Overcurrent Protection
Characteristics (PQ018EZ01Z)
Output current IO (A)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
VIN=2.35V
VIN=2.5V
VIN=3V
VIN=3.3V
VIN=5V
Output current IO (A)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
VIN=3V
VIN=3.3V
VIN=3.6V
VIN=5V
VIN=4.5V
Output current IO (A)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
VIN=10V
VIN=7V
VIN=5.5V
VIN=5V
VIN=4.5V
Output current IO (A)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
VIN=10V
VIN=4.5V
VIN=7V
VIN=5.5V
VIN=5V
Output current IO (A)
0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
012
0.5
1.5
VIN=2.35V
VIN=2.5V
VIN=3.3V
VIN=5V
VIN=3V
Output current IO (A)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
0
0.5
1
1.5
2
VIN=2.35V
VIN=2.5V
VIN=5V
VIN=3V
VIN=3.3V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com