công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD78F0974 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện UPD78F0974
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOS INTEGRATED CIRCUIT
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

UPD78F0974 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Renesas Technology Corp

Back Button UPD78F0974 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp UPD78F0974 Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp UPD78F0974 Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp UPD78F0974 Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp UPD78F0974 Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp UPD78F0974 Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp UPD78F0974 Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp UPD78F0974 Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp UPD78F0974 Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 42 page
background image
12
µPD78F0974
Preliminary Product Information U12646EJ2V1PM00
2.3
Pin I/O Circuits and Recommended Connection of Unused Pins
The input/output circuit type of each pin and recommended connection of unused pins are shown in Table 2-1. For
the input/output circuit configuration of each type, see Figure 2-1.
Table 2-1. Input/Output Circuit Type of Each Pin
Pin Name
Input/output
I/O
Recommended Connection When Not Used
Circuit Type
P00/INTP0-P02/INTP2
8-A
Input/output
Independently connect to VSS through resistor.
P03 to P07
P10/ANI0 to P14/ANI4
9
Input
Independently connect to VDD or VSS through
resistor.
P20/SM11 to P23/SM14
4
Output
Leave open.
P24/SM21 to P27/SM24
P30/SM31 to P33/SM34
P34/SM41 to P37/SM44
P40/TI00 to P42/TI02
8
Input/output
Independently connect to VDD or VSS through
P43/TIO2
resistor.
P44/TIO3
P50/SCK
P51/SO
5
P52/SI
8
P53/RxD
P54/TxD
5
P60/SGOA/PCL
P61/SGO/SGOF
P81/S19/TPO
17-G
P82/S18 to P87/S13
P90/S12 to P97/S5
S0-S4
17
Output
Leave open.
COM0 to COM3
18
VLCD
––
RESET
2
Input
Connect to VDD.
SMVDD
––
SMVSS
Connect to VSS.
AVREF
AVSS
VPP
Directly connect to VSS.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com