công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HD74LVC139 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HD74LVC139
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 2-to-4-line Decoders / Demultiplexers
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD74LVC139 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp

  HD74LVC139 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp HD74LVC139 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp HD74LVC139 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp HD74LVC139 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp HD74LVC139 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp HD74LVC139 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
HD74LVC139
Rev.3.00 Jul. 23, 2004 page 3 of 5
Recommended Operating Conditions
Item
Symbol
Ratings
Unit
Conditions
1.5 to 5.5
Data retention
Supply voltage
VCC
2.0 to 5.5
V
At operation
VI
0 to 5.5
V
G, A, B
Input / output voltage
VO
0 to VCC
VY0 to Y3
Operating temperature
Ta
–40 to 85
°C
–12
VCC = 2.7 V
IOH
–24
*2
mA
VCC = 3.0 V to 5.5 V
12
VCC = 2.7 V
Output current
IOL
24
*2
mA
VCC = 3.0 V to 5.5 V
Input rise / fall time
*1
tr, tf
10
ns/V
Notes: 1. This item guarantees maximum limit when one input switches.
Waveform: Refer to test circuit of switching characteristics.
2. Duty cycle
≤ 50%
Electrical Characteristics
Ta = –40 to 85°C
Item
Symbol
VCC (V)
Min
Max
Unit
Test Conditions
2.7 to 3.6
2.0
—
VIH
4.5 to 5.5
VCC
×0.7 —
V
2.7 to 3.6
—
0.8
Input voltage
VIL
4.5 to 5.5
—
VCC
×0.3
V
2.7 to 5.5
VCC –0.2 —
IOH = –100 µA
2.7
2.2
—
3.0
2.4
—
IOH = –12 mA
3.0
2.0
—
VOH
4.5
3.8
—
V
IOH = –24 mA
2.7 to 5.5
—
0.2
IOL = 100 µA
2.7
—
0.4
IOL = 12 mA
3.0
—
0.55
Output voltage
VOL
4.5
—
0.55
V
IOL = 24 mA
Input current
IIN
0 to 5.5
—
±5.0
µA
VIN = 5.5 V or GND
ICC
5.5
—
20
µA
VIN = VCC or GND
Quiescent supply current
∆ICC
3.0 to 3.6
—
500
µA
VIN = one input at (VCC –0.6)V,
other inputs at VCC or GND
Switching Characteristics
Ta = –40 to 85°C
Item
Symbol
VCC (V)
Min
Typ
Max
Unit
From
(Input)
To
(Output)
2.7
—
7.0
10.0
3.3±0.3
1.5
5.0
9.0
Propagation delay time
tPLH
tPHL
5.0±0.5
—
3.5
7.5
ns
G, A, B
Y0 to Y3
Input capacitance
CIN
2.7
—
3.0
—
pF
Output capacitance
CO
2.7
—
15.0
—
pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com