công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD69 bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện UPD69
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOS INTEGRATED CIRCUIT
PDF  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

UPD69 bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - Renesas Technology Corp

Back Button UPD69 Datasheet HTML 24Page - Renesas Technology Corp UPD69 Datasheet HTML 25Page - Renesas Technology Corp UPD69 Datasheet HTML 26Page - Renesas Technology Corp UPD69 Datasheet HTML 27Page - Renesas Technology Corp UPD69 Datasheet HTML 28Page - Renesas Technology Corp UPD69 Datasheet HTML 29Page - Renesas Technology Corp UPD69 Datasheet HTML 30Page - Renesas Technology Corp UPD69 Datasheet HTML 31Page - Renesas Technology Corp UPD69 Datasheet HTML 32Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 73 page
background image
26
µPD67, 67A, 68, 68A, 69
Data Sheet U14935EJ2V1DS
4.4 Software Control of Timer Output
The timer output can be controlled by software. As shown in Figure 4-5, a pulse with a minimum width of 1
instruction cycle (64/fX) can be output in the
µPD67, 68, and 69, and a pulse with a minimum width of 64/fX –
4/fX can be output in the
µPD67A and 68A.
Figure 4-5. Output of Pulse of 1-Instruction Cycle Width
MOV T, #0000000000B; low-level output from the REM pin
MOV T, #1000000000B; high-level output from the REM pin
MOV T, #0000000000B; low-level output from the REM pin
(a)
µPD67, 68, and 69
(b)
µPD67A and 68A
64/fX
LED
REM
64/fX – 4/fX
LED
REM
4/fX



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com