công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD61P24CS bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện UPD61P24CS
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOS INTEGRATED CIRCUIT
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

UPD61P24CS bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Renesas Technology Corp

Back Button UPD61P24CS Datasheet HTML 26Page - Renesas Technology Corp UPD61P24CS Datasheet HTML 27Page - Renesas Technology Corp UPD61P24CS Datasheet HTML 28Page - Renesas Technology Corp UPD61P24CS Datasheet HTML 29Page - Renesas Technology Corp UPD61P24CS Datasheet HTML 30Page - Renesas Technology Corp UPD61P24CS Datasheet HTML 31Page - Renesas Technology Corp UPD61P24CS Datasheet HTML 32Page - Renesas Technology Corp UPD61P24CS Datasheet HTML 33Page - Renesas Technology Corp UPD61P24CS Datasheet HTML 34Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 38 page
background image
µPD61P24
28
21.
PACKAGE DRAWINGS
20 PIN PLASTIC SOP (300 mil)
ITEM
MILLIMETERS
INCHES
A
B
C
E
F
G
H
I
J
13.00 MAX.
1.27 (T.P.)
1.8 MAX.
1.55
7.7±0.3
0.78 MAX.
0.12
1.1
5.6
M
0.1±0.1
N
0.512 MAX.
0.031 MAX.
0.004±0.004
0.071 MAX.
0.061
0.303±0.012
0.220
0.043
0.005
0.050 (T.P.)
P20GM-50-300B, C-4
P
3
°
3
°
+7
°
NOTE
Each lead centerline is located within 0.12 mm (0.005 inch) of
its true position (T.P.) at maximum material condition.
D
0.40
0.016
+0.10
–0.05
K
0.20
0.008
+0.10
–0.05
L
0.6±0.2
0.024
0.10
–3
°
+7
°
–3
°
0.004
+0.008
–0.009
+0.004
–0.002
+0.004
–0.003
A
C
D
detail of lead end
B
H
I
L
M
J
N
M
1
10
11
20



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com