công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP6211S bảng dữ liệu(PDF) 59 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP6211S
Giải thích chi tiết về linh kiện  20 MHz, 200 μV Op Amps with mCal
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP6211S bảng dữ liệu(HTML) 59 Page - Microchip Technology

Back Button MCP6211S Datasheet HTML 55Page - Microchip Technology MCP6211S Datasheet HTML 56Page - Microchip Technology MCP6211S Datasheet HTML 57Page - Microchip Technology MCP6211S Datasheet HTML 58Page - Microchip Technology MCP6211S Datasheet HTML 59Page - Microchip Technology MCP6211S Datasheet HTML 60Page - Microchip Technology MCP6211S Datasheet HTML 61Page - Microchip Technology MCP6211S Datasheet HTML 62Page - Microchip Technology MCP6211S Datasheet HTML 63Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 59 / 68 page
background image
 2009-2021 Microchip Technology Inc. and its subsidiaries
DS20002188E-page 59
MCP621/1S/2/3/4/5/9
TOP VIEW
VIEW A–A
SIDE VIEW
Sheet 1 of 2
Note:
http://www.microchip.com/packaging
For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
14Lead Thin Shrink Small Outline Package [ST] 4.4 mm Body [TSSOP]
Microchip Technology Drawing C04-087 Rev D
A
B
C
SEATING
PLANE
0.20 C B A
2X 7 TIPS
0.10 C
14X
0.10
C B A
A
A
12
N
SEE DETAIL B
D
E
E
2
E1
E1
2
e
A
A2
A1
14X b



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com