| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MCP1501 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MCP1501 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Microchip Technology |
|
7 / 39 page ![]() 2015-2022 Microchip Technology Inc. and its subsidiaries DS20005474G-page 7 MCP1501 TABLE 2-2: TEMPERATURE SPECIFICATIONS Electrical Specifications: Unless otherwise indicated, all parameters apply at VDD = VDD(MIN) to 5.5V. Parameters Sym. Min. Typ. Max. Units Conditions Temperature Ranges Operating Temperature Range TA –40 — +125 °C Storage Temperature Range TA –65 — +150 °C Thermal Package Resistance Thermal Resistance for SOT-23-6 JA — +190.5 — °C/W Thermal Resistance for SOIC-8 JA — +149.5 — °C/W Thermal Resistance for DFN-8 JA — +141.3 — °C/W |