công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MGSF3442XT1G bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện MGSF3442XT1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

MGSF3442XT1G bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  MGSF3442XT1G Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd MGSF3442XT1G Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd MGSF3442XT1G Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd MGSF3442XT1G Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd MGSF3442XT1G Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd MGSF3442XT1G Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd MGSF3442XT1G Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd MGSF3442XT1G Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd MGSF3442XT1G Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
6
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
10-3
10-2
1
10
1000
10-1
10-4
100
0.2
0.1
Square WavePulse Duration (s)
1
0.1
0.01
t1
t2
Notes:
PDM
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA =166 °C/W
3. TJM -TA =PDMZthJA(t)
t1
t2
4. Surface Mounted
Duty Cycle = 0.5
Single Pulse
0.02
0.05
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Foot
10-3
10-2
10
1
10-1
10-4
0.2
0.1
Duty Cycle = 0.5
Square WavePulse Duration (s)
1
0.1
0.01
0.05
Single Pulse
0.02
MGSF3442XT1G
www.VBsemi.com
服务热线:400-655-8788



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com