công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P87C54EBAA bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện P87C54EBAA
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS single-chip 8-bit microcontrollers
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

P87C54EBAA bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - NXP Semiconductors

Back Button P87C54EBAA Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors P87C54EBAA Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors P87C54EBAA Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors P87C54EBAA Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors P87C54EBAA Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors P87C54EBAA Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors P87C54EBAA Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors P87C54EBAA Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors P87C54EBAA Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 21 page
background image
Philips Semiconductors
Preliminary specification
87C54/87C58
CMOS single-chip 8-bit microcontrollers
1996 Aug 16
3-234
A0–A7
1
1
1
4–6MHz
+5V
PGM DATA
+12.75V
5 100
µs PULSES TO GROUND
0
1
0
A8–A13
P1
RST
P3.6
P3.7
XTAL2
XTAL1
VSS
VCC
P0
EA/VPP
ALE/PROG
PSEN
P2.7
P2.6
P2.0–P2.5
87C54
87C58
A14
P3.4
1
P3.3
SU00183A
Figure 16. Programming Configuration
ALE/PROG:
ALE/PROG:
1
0
1
0
5 PULSES
100
µs+10
10
µs MIN
SU00179
Figure 17. PROG Waveform
A0–A7
1
1
1
4–6MHz
+5V
PGM DATA
1
1
0
0
0
A8–A13
P1
RST
P3.6
P3.7
XTAL2
XTAL1
VSS
VCC
P0
EA/VPP
ALE/PROG
PSEN
P2.7
P2.6
P2.0–P2.5
87C54
87C58
0
P3.3
A14
P3.4
SU00185B
Figure 18. Program Verification



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com