công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVC541D bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74ALVC541D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal buffer/line driver; 3-state
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74ALVC541D bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button 74ALVC541D Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC541D Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC541D Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC541D Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC541D Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC541D Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC541D Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC541D Datasheet HTML 12Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC541D Datasheet HTML 13Page - Nexperia B.V. All rights reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
Nexperia
74ALVC541
Octal buffer/line driver; 3-state
References
Outline
version
European
projection
Issue date
IEC
JEDEC
JEITA
SOT764-1
- - -
MO-241
- - -
sot764-1_po
03-01-27
14-12-12
Unit
mm
max
nom
min
1.00 0.05
4.6 3.15 2.6
0.5
3.5
0.1
A(1)
Dimensions (mm are the original dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.075 mm maximum per side are not included.
A1
b
0.30
c
D(1)
Dh E(1) Eh
1.00
e
e1
L
0.4
v
w
0.05
y
y1
0.90 0.02
0.2
4.5 3.00 2.5
0.25
0.05 0.1
0.85
0.3
0.80 0.00
4.4 2.85 2.4
0.18
1.15
0.5
detail X
B
A
e1
e
e
C
y
C
y1
X
A
C
B
v
C
w
scale
A
A1
c
L
Eh
Dh
b
2
9
19
12
11
10
1
20
D
E
terminal 1
index area
terminal 1
index area
0
5 mm
2.5
DHVQFN20: plastic dual in-line compatible thermal enhanced very thin quad flat package; no leads;
20 terminals; body 2.5 x 4.5 x 0.85 mm
SOT764-1
Fig. 10. Package outline SOT764-1 (DHVQFN20)
74ALVC541
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Nexperia B.V. 2021. All rights reserved
Product data sheet
Rev. 5 — 30 April 2021
10 / 13



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com