công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVC14PW bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74ALVC14PW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex inverting Schmitt trigger
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74ALVC14PW bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button 74ALVC14PW Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC14PW Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC14PW Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC14PW Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC14PW Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC14PW Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC14PW Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC14PW Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74ALVC14PW Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
Nexperia
74ALVC14
Hex inverting Schmitt trigger
VM
VM
tW
tW
10 %
90 %
0 V
VI
VI
negative
pulse
positive
pulse
0 V
VM
VM
90 %
10 %
tf
tr
tr
tf
001aae331
VEXT
VCC
VI
VO
DUT
CL
RT
RL
RL
G
Test data is given in Table 9.
Definitions test circuit:
RT = Termination resistance should be equal to output impedance Zo of the pulse generator.
CL = Load capacitance including jig and probe capacitance.
RL = Load resistance.
VEXT = Test voltage for switching times.
Fig. 8. Test circuit for measuring switching times
Table 9. Test data
Supply voltage
Input
Load
VEXT
VCC
VI
tr, tf
CL
RL
tPLH, tPHL
1.65 V to 1.95 V
VCC
≤ 2.0 ns
30 pF
1 kΩ
open
2.3 V to 2.7 V
VCC
≤ 2.0 ns
30 pF
500 Ω
open
2.7 V
2.7 V
≤ 2.5 ns
50 pF
500 Ω
open
3.0 V to 3.6 V
2.7 V
≤ 2.5 ns
50 pF
500 Ω
open
74ALVC14
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Nexperia B.V. 2021. All rights reserved
Product data sheet
Rev. 5 — 30 April 2021
7 / 16



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com