| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LATBT686 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LATBT686 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - OSRAM GmbH |
|
11 / 17 page ![]() LATB T686 2001-06-22 11 Die Farbkoordinaten des Mischlichtes können innerhalb des mit a) gekennzeichneten Bereichs des Farbdreiecks erwartet werden. Der Unbuntpunkt (x = 0,33, y = 0,33) ist mit „+“ gekennzeichnet. The color coordinates of the mixed light can be expected within the area of the color triangle marked a). The achromatic point (x = 0.33, y = 0.33) is marked „+“. OHA02290 + 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 a) |