| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UPC8002 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPC8002 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Renesas Technology Corp |
|
16 / 34 page ![]() µPC8002 14 (3) IF amplifier output level vs IF amplifier input level (4) IF amplifier output phase vs IF amplifier input level 0 _ 20 _ 10 _ 30 _ 120 _ 20 _ 100 _ 80 _ 60 _ 40 0 [dBm] IF amplifier input level _ 3dB Limiting sensitivity 140 100 _ 70 _ 20 _ 60 _ 50 _ 40 _ 30 _ 10 [dBm] IF amplifier input level 120 130 110 Phase fluctuation Test input level range _ 14 |