công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P5NK50Z bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện P5NK50Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL500V-1.22W-4.4ATO-220/FP/DPAK/IPAK/I2PAK Zener-Protected SuperMESH Power MOSFET
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

P5NK50Z bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button P5NK50Z Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics P5NK50Z Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics P5NK50Z Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics P5NK50Z Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics P5NK50Z Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics P5NK50Z Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics P5NK50Z Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics P5NK50Z Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics P5NK50Z Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
11/14
STP5NK50Z - STP5NK50ZFP - STD5NK50Z - STD5NK50Z-1 - STB5NK50Z-1
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
2.2
2.4
0.086
0.094
A1
0.9
1.1
0.035
0.043
A3
0.7
1.3
0.027
0.051
B
0.64
0.9
0.025
0.031
B2
5.2
5.4
0.204
0.212
B3
0.85
0.033
B5
0.3
0.012
B6
0.95
0.037
C
0.45
0.6
0.017
0.023
C2
0.48
0.6
0.019
0.023
D
6
6.2
0.236
0.244
E
6.4
6.6
0.252
0.260
G
4.4
4.6
0.173
0.181
H
15.9
16.3
0.626
0.641
L
9
9.4
0.354
0.370
L1
0.8
1.2
0.031
0.047
L2
0.8
1
0.031
0.039
H
D
L
L2
L1
TO-251 (IPAK) MECHANICAL DATA
0068771-E



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14