công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPC2407AHF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện UPC2407AHF
Giải thích chi tiết về linh kiện  BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

UPC2407AHF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp

  UPC2407AHF Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp UPC2407AHF Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp UPC2407AHF Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp UPC2407AHF Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp UPC2407AHF Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp UPC2407AHF Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp UPC2407AHF Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp UPC2407AHF Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp UPC2407AHF Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
©
1995
DATA SHEET
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
µPC2400A Series
DESCRIPTION
µPC2400A Series are low dropout regulators which have 1 A capable for the output current.
These ICs are built-in the saturation protection circuit of the output transistor.
FEATURES
•
Built-in the saturation protection circuit of the output transistor.
•
The capability of output current is 1 A
•
High accuracy of output voltage.
|
∆ VO | ≤ ±2 % (TJ = 25 ˚C)
|
∆ VO | ≤ ±3 % (0 ˚C ≤ TJ ≤ 125 ˚C)
•
Low dropout voltage.
VDIF
≤ 1 V (IO ≤ 1 A, TJ ≤ 125 ˚C)
•
Built-in overcurrent protection circuit, thermal shut-down circuit.
•
Built-in Safe Operating Area protection circuit.
•
Compatible for
µPC2400 Series.
ORDERING INFORMATION
Output Voltage
Type Number
Package
5 V
µPC2405AHF
MP-45G
6 V
µPC2406AHF
(Isolated TO-220)
7 V
µPC2407AHF
8 V
µPC2408AHF
9 V
µPC2409AHF
10 V
µPC2410AHF
12 V
µPC2412AHF
15 V
µPC2415AHF
18 V
µPC2418AHF
Document No. G10352EJ2V0DS00 (2nd edition)
Date Published December 1995 P
Printed in Japan
THREE TERMINAL LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
CONNECTION DIAGRAM
(TOP VIEW)
12
1: INPUT
2: GND
3: OUTPUT
3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com