công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPC2250 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện UPC2250
Giải thích chi tiết về linh kiện  BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

UPC2250 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Renesas Technology Corp

Back Button UPC2250 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp UPC2250 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp UPC2250 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp UPC2250 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp UPC2250 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp UPC2250 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp UPC2250 Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp UPC2250 Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp UPC2250 Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
Data Sheet G14451EJ2V0DS00
7
µµµµPC2250 SERIES
RESET OUTPUT CHARACTERISTICS (with standard connection)
VIN
1.5 to 2 V
Note 1
Note 2
Note 2
0 V
0 V
0 V
0 V
VO
VRST
VO(RST)
( PC2251, 2255)
µ
VRST
( PC2253)
µ
Notes 1. The reset signal is output if the circuit enters backup status when the input voltage falls below the
output voltage.
2. The reset output is undefined if the input voltage is 1.5 to 2 V or lower.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com