công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPC1555C bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện UPC1555C
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOS INTEGRATED CIRCUIT
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

UPC1555C bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Renesas Technology Corp

Back Button UPC1555C Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp UPC1555C Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp UPC1555C Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp UPC1555C Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp UPC1555C Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp UPC1555C Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp UPC1555C Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp UPC1555C Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp UPC1555C Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
5
µPC1555
Propagation delay characteristic
Discharge pin ISINK-VSAT characteristic
PT-TA characteristic
v
vtW-tW (tr) characteristic
v
vtW-ttr min. characteristic
5
4
3
2
1
0
246
VCC = 15 V
Vtr min = 2.5 V
810
Trigger pulse width tW (tr) ( s)
µ
700
600
500
400
300
200
100
10
20
C
G
40
60
80
100
Ambient temperature TA (
°C)
7
6
5
4
3
2
1
0
12345
VCC = 15 V
tW(tr) = 5 s
µ
Minimum trigger pulse voltage Vtr min. (V)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.1
0.2
0.3
TA
= 25
°C
VCC
= 5 V
VCC
= 10 V,15 V
Minimum trigger pulse voltage (
×VCC)
VCC
= 5 V
TA
= 70
°C
25
°C
–20
°C
1000
100
10
1.0
0.01
0.1
1
10
100
Discharge pin (pin 7) sink current ISINK (mA)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com