công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC3G34DC bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74HC3G34DC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Triple buffer gate
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74HC3G34DC bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  74HC3G34DC Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC3G34DC Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC3G34DC Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC3G34DC Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC3G34DC Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC3G34DC Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC3G34DC Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC3G34DC Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC3G34DC Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
Nexperia
74HC3G34; 74HCT3G34
Triple buffer gate
9 Recommended operating conditions
Table 6. Recommended operating conditions
Voltages are referenced to GND (ground = 0 V).
74HC3G34
74HCT3G34
Symbol Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
VCC
supply voltage
2.0
5.0
6.0
4.5
5.0
5.5
V
VI
input voltage
0
-
VCC
0
-
VCC V
VO
output voltage
0
-
VCC
0
-
VCC V
Tamb
ambient temperature
-40
+25
+125
-40
+25
+125 °C
VCC = 2.0 V
-
-
625
-
-
-
ns/V
VCC = 4.5 V
-
1.67
139
-
1.67
139
ns/V
Δt/ΔV
input transition rise
and fall rate
VCC = 6.0 V
-
-
83
-
-
-
ns/V
10 Static characteristics
Table 7. Static characteristics
Voltages are referenced to GND (ground = 0 V).
-40 °C to +85 °C
-40 °C to +125 °C
Symbol
Parameter
Conditions
Min Typ[1] Max
Min
Max
Unit
74HC3G34
VCC = 2.0 V
1.5
1.2
-
1.5
-
V
VCC = 4.5 V
3.15
2.4
-
3.15
-
V
VIH
HIGH-level input
voltage
VCC = 6.0 V
4.2
3.2
-
4.2
-
V
VCC = 2.0 V
-
0.8
0.5
-
0.5
V
VCC = 4.5 V
-
2.1
1.35
-
1.35
V
VIL
LOW-level input
voltage
VCC = 6.0 V
-
2.8
1.8
-
1.8
V
VI = VIH or VIL
IO = -20 μA; VCC = 2.0 V
1.9
2.0
-
1.9
-
V
IO = -20 μA; VCC = 4.5 V
4.4
4.5
-
4.4
-
V
IO = -20 μA; VCC = 6.0 V
5.9
6.0
-
5.9
-
V
IO = -4.0 mA; VCC = 4.5 V
4.13
4.32
-
3.7
-
V
VOH
HIGH-level output
voltage
IO = -5.2 mA; VCC = 6.0 V
5.63
5.81
-
5.2
-
V
VI = VIH or VIL
IO = 20 μA; VCC = 2.0 V
-
0
0.1
-
0.1
V
IO = 20 μA; VCC = 4.5 V
-
0
0.1
-
0.1
V
IO = 20 μA; VCC = 6.0 V
-
0
0.1
-
0.1
V
IO = 4.0 mA; VCC = 4.5 V
-
0.15
0.33
-
0.4
V
VOL
LOW-level output
voltage
IO = 5.2 mA; VCC = 6.0 V
-
0.16
0.33
-
0.4
V
II
input leakage current VI = VCC or GND; VCC = 6.0 V
-
-
±1.0
-
±1.0
μA
74HC_HCT3G34
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Nexperia B.V. 2018. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 7 — 11 June 2018
4 / 13



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com