công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC3G07DP bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74HC3G07DP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Triple buffer with open-drain outputs
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74HC3G07DP bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button 74HC3G07DP Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC3G07DP Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC3G07DP Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC3G07DP Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC3G07DP Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC3G07DP Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC3G07DP Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC3G07DP Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC3G07DP Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
Nexperia
74HC3G07; 74HCT3G07
Triple buffer with open-drain outputs
VM
VM
tW
tW
10 %
90 %
0 V
VI
VI
negative
pulse
positive
pulse
0 V
VM
VM
90 %
10 %
tf
tr
tr
tf
001aad983
DUT
VCC
VCC
VI
VO
RT
RL
S1
CL
open
G
Test data is given in Table 10.
Definitions for test circuit:
RT = Termination resistance should be equal to output impedance Zo of the pulse generator.
CL = Load capacitance including jig and probe capacitance.
RL = Load resistance.
S1 = Test selection switch.
Fig. 6. Test circuit for measuring switching times
Table 10. Test data
Input
Load
S1 position
Type
VI
tr, tf
CL
RL
tPZL, tPLZ
74HC3G07
GND to VCC
≤ 6 ns
50 pF
1 kΩ
VCC
74HCT3G07
GND to 3 V
≤ 6 ns
50 pF
1 kΩ
VCC
74HC_HCT3G07
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Nexperia B.V. 2019. All rights reserved
Product data sheet
Rev. 5 — 24 January 2019
7 / 12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com