công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC2G66DP bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74HC2G66DP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual single-pole single-throw analog switch
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74HC2G66DP bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button 74HC2G66DP Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC2G66DP Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC2G66DP Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC2G66DP Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC2G66DP Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC2G66DP Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC2G66DP Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC2G66DP Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74HC2G66DP Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 19 page
background image
Nexperia
74HC2G66; 74HCT2G66
Dual single-pole single-throw analog switch
10.3. ON resistance test circuit and graphs
001aaj467
VI
VIH
VCC
GND
nZ
nY
nE
VSW
ISW
RON = VSW / ISW.
Fig. 7. Test circuit for measuring ON resistance
20
40
60
RON
(Ω)
0
VI (V)
0
10
8
4
6
2
mnb006
VCC = 4.5 V
VCC = 6.0 V
VCC = 9.0 V
Tamb = 25 °C.
Fig. 8. Typical ON resistance as a function of input
voltage
74HC_HCT2G66
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Nexperia B.V. 2018. All rights reserved
Product data sheet
Rev. 11 — 6 November 2018
7 / 19



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com