| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SC2450 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Semtech Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC2450 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Semtech Corporation |
|
8 / 20 page ![]() 8 2001 Semtech Corp. www.semtech.com POWER MANAGEMENT SC2450 Typical Application (Cont.) Bill of Material for Two Channel Operation (Cont.) m e t Iy t Qe c n e r e f e Re u l a V / r e b m u N t r a Pr e r u t c a f u n a M 5 24 6 1 R , 5 1 R , 4 1 R , 3 1 R 0 1 2 1 , % 5 , W 4 / 1 , 2 . 2y n A 6 21 * 1 3 R , 9 1 R , * 7 1 R 6 0 2 1 , 0 , r o t s i s e r p i h Cy n A 7 22 1 2 R , 0 2 R6 0 2 1 , % 1 , k 0 0 . 1y n A 8 21 2 2 R6 0 2 1 , % 1 , k 2 3 . 2y n A 9 21 3 2 R6 0 2 1 , % 1 , k 2 0 . 4y n A 0 32 7 2 R , 6 2 R6 0 2 1 , % 5 , 0 2y n A 1 31 8 2 R6 0 2 1 , % 5 , 0 1y n A 2 31 9 2 R6 0 2 1 , % 5 , 1 5y n A 3 31 4 3 R6 0 2 1 , % 5 , k 5 1y n A 4 31 6 3 R6 0 2 1 , % 1 , k 1 . 8 6y n A 5 31 7 3 R6 0 2 1 , % 1 , k 0 . 0 1y n A 6 30 * 2 c o R , * 1 c o R6 0 2 1 , % 1 , D B Ty n A 7 31 0 5 4 2 C S , r e ll o r t n o C l a u D / e s a h P - i B W 8 2 - O S . p r o C h c e t m e S W S I 0 5 4 2 C S : N / P 1 1 1 2 - 8 9 4 - 5 0 8 Notes: 1. * Indicates optional parts. 2. Some parts are selected due to availability or lead time, and are not optimized. |