công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LGA67K bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ams AG

tên linh kiện LGA67K
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIDELED®
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSCO [ams AG]
Trang chủ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

LGA67K bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ams AG

Back Button LGA67K Datasheet HTML 5Page - ams AG LGA67K Datasheet HTML 6Page - ams AG LGA67K Datasheet HTML 7Page - ams AG LGA67K Datasheet HTML 8Page - ams AG LGA67K Datasheet HTML 9Page - ams AG LGA67K Datasheet HTML 10Page - ams AG LGA67K Datasheet HTML 11Page - ams AG LGA67K Datasheet HTML 12Page - ams AG LGA67K Datasheet HTML 13Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
LG A67K
DATASHEET
DATASHEET
9 | Version 1.5 | 2022-08-04
Radiation Characteristics 7)
I
rel = f (ϕ); TS = 25 °C
0
0.2
0.4
1.0
0.8
0.6
ϕ
1.0
0.8
0.6
0.4
0˚
10˚
20˚
40˚
30˚
OHL01660
50˚
60˚
70˚
80˚
90˚
100˚
0˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
Radiation Characteristics 7)
I
rel = f (ϕ); TS = 25 °C
LG A67K
-100°
-90°
-80°
-70°
-60°
-50°
-40°
-30°
-20°
-10°
0°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
ϕ /
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
I



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com