công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ABAT54M-HF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Comchip Technology

tên linh kiện ABAT54M-HF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Small Signal Schottky Diodes
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMCHIP [Comchip Technology]
Trang chủ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

ABAT54M-HF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Comchip Technology

  ABAT54M-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology ABAT54M-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology ABAT54M-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology ABAT54M-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Typical Rating and Characteristic Curves (ABAT54M-HF)
Small Signal Schottky Diodes
Comchip Technology CO., LTD.
REV:A
Page 2
AQW-JA009
Fig.1 - Forward Characteristics
Forward Voltage, VF (mV)
0
0.01
0.1
1
10
100
200
100
200
300
400
500
600
700
Fig.2 - Reverse Characteristics
Reverse Voltage, VR (V)
0
0.01
0.1
1
10
100
1000
5
10
15
20
25
30
Fig.3 - Capacitance Characteristics
Reverse Voltage, VR (V)
0
0
5
10
15
20
4
8
12
16
20
Fig.4 - Power Derating Curve
Ambient Temperature, Ta (°C)
0
0
50
100
150
200
25
50
75
100
125
Ta=25°C
f=1MHz
Ta=25°C
Ta=100°C
Pulsed
Pulsed
Ta=100°C
Ta=25°C



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com