công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PT2283LP-S bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Princeton Technology Corp

tên linh kiện PT2283LP-S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Programmable Rolling Code Encoder IC
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PTC [Princeton Technology Corp]
Trang chủ  http://www.princeton.com.tw
Logo PTC - Princeton Technology Corp

PT2283LP-S bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Princeton Technology Corp

  PT2283LP-S Datasheet HTML 1Page - Princeton Technology Corp PT2283LP-S Datasheet HTML 2Page - Princeton Technology Corp PT2283LP-S Datasheet HTML 3Page - Princeton Technology Corp PT2283LP-S Datasheet HTML 4Page - Princeton Technology Corp PT2283LP-S Datasheet HTML 5Page - Princeton Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Programmable Rolling Code Encoder IC
PT2283
Tel : 886-2-66296288
Fax: 886-2-29174598
URL: http://www.princeton.com.tw
PT2283 v1.2
Page 3
February 2003
APPLICATION CIRCUIT 1
AD4
AD5
AD6
AD7
VDD
OSC
DOUT
VSS
6V
PT2283 (8 Pin)
ROSC
RF
VDD
VDD2
OSC
DOUT
NC
VPG
VSS
LBV
AD0
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
PT2283 (16 Pin)
ROSC
RF
6V
1 f/25V
+
1µf/25V



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com