công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVCU04APW bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74LVCU04APW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex unbuffered inverter
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74LVCU04APW bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button 74LVCU04APW Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVCU04APW Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVCU04APW Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVCU04APW Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVCU04APW Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVCU04APW Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVCU04APW Datasheet HTML 12Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVCU04APW Datasheet HTML 13Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVCU04APW Datasheet HTML 14Page - Nexperia B.V. All rights reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
Nexperia
74LVCU04A
Hex unbuffered inverter
UNIT
A1
A2
A3
bp
c
D (1)
E (2)
(1)
e
HE
L
Lp
Q
Z
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
0.15
0.05
0.95
0.80
0.30
0.19
0.2
0.1
5.1
4.9
4.5
4.3
0.65
6.6
6.2
0.4
0.3
0.72
0.38
8
0
o
o
0.13
0.1
0.2
1
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Notes
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.
2. Plastic interlead protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
0.75
0.50
SOT402-1
MO-153
99-12-27
03-02-18
w M
bp
D
Z
e
0.25
1
7
14
8
θ
A
A1
A2
Lp
Q
detail X
L
(A )
3
HE
E
c
v M A
X
A
y
0
2.5
5 mm
scale
TSSOP14: plastic thin shrink small outline package; 14 leads; body width 4.4 mm
SOT402-1
A
max.
1.1
pin 1 index
Fig. 15. Package outline SOT402-1 (TSSOP14)
74LVCU04A
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Nexperia B.V. 2021. All rights reserved
Product data sheet
Rev. 9 — 31 March 2021
10 / 14



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com