công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVCU04AD bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74LVCU04AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex unbuffered inverter
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74LVCU04AD bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  74LVCU04AD Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVCU04AD Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVCU04AD Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVCU04AD Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVCU04AD Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVCU04AD Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVCU04AD Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVCU04AD Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVCU04AD Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
Nexperia
74LVCU04A
Hex unbuffered inverter
001aad063
74LVCU04A
Transparent top view
3Y
4A
3A
5Y
2Y
5A
2A
6Y
1Y
6A
6
9
5
10
4
11
3
12
2
13
terminal 1
index area
GND(1)
(1) This is not a ground pin. There is no electrical or mechanical requirement to solder the pad. In case soldered,
the solder land should remain floating or connected to GND.
Fig. 6. Pin configuration SOT762-1 (DHVQFN14)
5.2. Pin description
Table 2. Pin description
Symbol
Pin
Description
1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A
1, 3, 5, 9, 11, 13
data input
1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y
2, 4, 6, 8, 10, 12
data output
GND
7
ground (0 V)
VCC
14
supply voltage
6. Functional description
Table 3. Function table
H = HIGH voltage level; L = LOW voltage level
Input nA
Output nY
L
H
H
L
74LVCU04A
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Nexperia B.V. 2021. All rights reserved
Product data sheet
Rev. 9 — 31 March 2021
3 / 14



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com