công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC11PW bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74LVC11PW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Triple 3-input AND gate
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74LVC11PW bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  74LVC11PW Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC11PW Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC11PW Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC11PW Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC11PW Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC11PW Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC11PW Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC11PW Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC11PW Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
Nexperia
74LVC11
Triple 3-input AND gate
4. Functional diagram
mna793
3Y
3C
11
3B
10
3A
9
2C
5
2B
4
2A
3
1C
13
1B
2
1A
1
8
2Y
6
1Y
12
Fig. 1. Logic symbol
mna792
12
&
&
&
6
8
13
2
1
5
4
3
11
10
9
Fig. 2. IEC logic symbol
mna794
A
B
C
Y
Fig. 3. Logic diagram for one gate
5. Pinning information
5.1. Pinning
74LVC11
1A
VCC
1B
1C
2A
1Y
2B
3C
2C
3B
2Y
3A
GND
3Y
001aad043
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
12
11
14
13
Fig. 4. Pin configuration for
SOT108-1 (SO14)
74LVC11
1A
VCC
1B
1C
2A
1Y
2B
3C
2C
3B
2Y
3A
GND
3Y
aaa-027674
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
12
11
14
13
Fig. 5. Pin configuration for SOT337-1 (SSOP14) and SOT402-1 (TSSOP14)
001aad044
74LVC11
GND(1)
Transparent top view
2Y
3A
2C
3B
2B
3C
2A
1Y
1B
1C
6
9
5
10
4
11
3
12
2
13
terminal 1
index area
(1) This is not a ground pin. There is no electrical or mechanical requirement to solder the pad. In case soldered,
the solder land should remain floating or connected to GND.
Fig. 6. Pin configuration for SOT762-1 (DHVQFN14)
74LVC11
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
©
Nexperia B.V. 2020. All rights reserved
Product data sheet
Rev. 8 — 13 January 2020
2 / 12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com