công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LOE67B bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ams AG

tên linh kiện LOE67B
Giải thích chi tiết về linh kiện  PowerTOPLED, a powerful member of the TOPLED family.
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSCO [ams AG]
Trang chủ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

LOE67B bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ams AG

Back Button LOE67B Datasheet HTML 5Page - ams AG LOE67B Datasheet HTML 6Page - ams AG LOE67B Datasheet HTML 7Page - ams AG LOE67B Datasheet HTML 8Page - ams AG LOE67B Datasheet HTML 9Page - ams AG LOE67B Datasheet HTML 10Page - ams AG LOE67B Datasheet HTML 11Page - ams AG LOE67B Datasheet HTML 12Page - ams AG LOE67B Datasheet HTML 13Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 23 page
background image
LO E67B
DATASHEET
DATASHEET
9 | Version 1.2 | 2022-09-01
Forward current 6), 7)
I
F = f(VF); TS = 25 °C
LO E67B
1,61,8
2,02,2
2,4
VF / V
1
2
3
4
5
10
20
30
40
50
IF / mA
Relative Luminous Intensity 6), 7)
I
v/Iv(50 mA) = f(IF); TS = 25 °C
LO E67B
IF / mA
0,01
0,05
0,1
0,5
1
IV
IV(50mA)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com