công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HPL22-YA bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Highly Electric Co., Ltd

tên linh kiện HPL22-YA
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGHLY CONTROL UNITS
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HIGHLY [Highly Electric Co., Ltd]
Trang chủ  https://www.highly-elec.com/
Logo HIGHLY - Highly Electric Co., Ltd

HPL22-YA bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Highly Electric Co., Ltd

  HPL22-YA Datasheet HTML 1Page - Highly Electric Co., Ltd HPL22-YA Datasheet HTML 2Page - Highly Electric Co., Ltd HPL22-YA Datasheet HTML 3Page - Highly Electric Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
107
Design, specifications are subject to change without notice.
HIGHLY
G11
Design, specifications are subject to change without notice.
HIGHLY
Accessories
HIGHLYCONTROL UNITS
CONTACT BLOCKS
LED BULB
BS9-□ □
1 2
BUZZER
HBZ22-□
1
MOUNTING ADAPTOR SWITCHABLEfrom 22mm to 30mm
MOUNTING ADAPTOR SWITCHABLE
from 22mm to 30mm
TOOLS OF BULB FABRICATING
TOOLS OF FABRICATING
HPB30
T2
02T
CB-□
1
R RED
G GREEN
Y YELLOW
S BLUE
B BLACK
W WHITE
1.LED COLOR
A AC.DC 24V
E AC.DC 110-120V
I AC.DC 220-240V
M AC 380-440V
Y AC.DC 12V
2.LED BULB VOLTAGE
10 1NO
01 1NC
SB Fixing base
A9 Bulb Holder
L Anti-Disturbance Bulb Holder
1.CONTACT TYPE
CB-10
CB-01
CB-SB
CB-A9
CB-L
M TYPE
A.E.I.Y TYPE
A AC.DC 24V
E AC.DC 110-120V
I AC.DC 220-240V
1.VOLTAGE



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com