| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
WM8987L bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Wolfson Microelectronics plc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
WM8987L bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Wolfson Microelectronics plc |
|
3 / 58 page ![]() Pre-Production WM8987L w PP Rev 3.0 January 2007 3 PIN CONFIGURATION ORDERING INFORMATION ORDER CODE TEMPERATURE RANGE PACKAGE MOISTURE SENSITIVITY LEVEL PEAK SOLDERING TEMPERATURE WM8987LGECO/V -25°C to +85°C 28-lead COL QFN (4x4mm) (Pb-free) MSL3 260°C WM8987LGECO/RV -25°C to +85°C 28-lead COL QFN (4x4mm) (Pb-free, tape and reel) MSL3 260°C Note: Reel quantity = 3,500 |