| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MM1663A bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Mitsumi Electronics, Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MM1663A bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Mitsumi Electronics, Corp. |
|
7 / 8 page ![]() MITSUMI 1000mA Regulator MM166 F Input Voltage-Output Voltage Input Current-Input Voltage 0.0 56 12 10 9 8 7 34 0 Input Voltage VIN(V) 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 3.0 4.0 3.5 RL= ∞ RL=13.2 Ω RL=6.6 Ω 0.0 6 210 8 4 0 Input Voltage VIN(V) 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 3.0 3.5 4.5 4.0 RL= ∞ Load Regulation -30 0.6 0.2 1 0.8 0.4 0 Load Current(A) 0 -10 -20 30 20 10 Line Regulation Dropout Voltage -20 9 56 10 78 4 Input Voltage(V) 0 -10 -5 -15 20 15 10 5 0 400 600 200 1000 800 0 Output Current(mA) 300 200 100 700 400 600 500 VIN=3.1V Output Voltage-Temperature 3.1 75 100 -25 150 125 025 50 -50 Temperature(˚C) 3.3 3.2 3.5 3.4 |