| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LXT9785 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LXT9785 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Intel Corporation |
|
21 / 226 page ![]() Intel® LXT9785 and Intel® LXT9785E Advanced 8-Port 10/100 Mbps PHY Transceivers Datasheet 23 Document Number: 249241 Revision Number: 007 Revision Date: August 28, 2003 59 RxER0/ MDIX O, TS, SL, ID, I, ST Table 5 (page 36) 60 TxEN0 I, ID Table 5 (page 36) 61 TxData0_0 I, ID Table 5 (page 36) 62 TxData0_1 I, ID Table 5 (page 36) 63 MDC0 I, ST, ID Table 8 (page 40) 64 MDIO0 I/O, TS, SL, IP Table 8 (page 40) 65 VCCD – Table 15 (page 48) 66 GNDD – Table 15 (page 48) 67 MDINT0 OD, TS, SL, IP Table 8 (page 40) 68 LED3_3 OD, TS, SO, IP Table 14 (page 47) 69 LED3_2 OD, TS, SL, IP Table 14 (page 47) 70 LED3_1 OD, TS, SL, IP Table 14 (page 47) 71 LED2_3 OD, TS, SL, IP Table 14 (page 47) 72 LED2_2 OD, TS, SL, IP Table 14 (page 47) 73 LED2_1 OD, TS, SL, IP Table 14 (page 47) 74 GNDIO – Table 15 (page 48) 75 LED1_3 OD, TS, SL, IP Table 14 (page 47) 76 LED1_2 OD, TS, SL, IP Table 14 (page 47) 77 LED1_1 OD, TS, SL, IP Table 14 (page 47) 78 VCCD – Table 15 (page 48) 79 GNDD – Table 15 (page 48) 80 LED0_3 OD, TS, SL, IP Table 14 (page 47) 81 LED0_2 OD, TS, SL, IP Table 14 (page 47) 82 LED0_1 OD, TS, SL, IP Table 14 (page 47) 83 AMDIX_EN I, ST, IP Table 13 (page 43) 84 MDDIS I, ST, ID Table 9 (page 41) 85 CFG_3 I, ST, ID Table 13 (page 43) 86 CFG_2 I, ST, ID Table 13 (page 43) Pin Symbol Type Reference for Full Description 87 CFG_1 I, ST, ID Table 13 (page 43) 88 ADD_4 I, ST, ID Table 13 (page 43) 89 ADD_3 I, ST, ID Table 13 (page 43) 90 ADD_2 I, ST, ID Table 13 (page 43) 91 ADD_1 I, ST, ID Table 13 (page 43) 92 ADD_0 I, ST, ID Table 13 (page 43) 93 TxSLEW_1 I, ST, ID Table 13 (page 43) 94 TxSLEW_0 I, ST, ID Table 13 (page 43) 95 SD_2P5V I, ST, ID Table 10 (page 42) 96 SD0 I Table 10 (page 42) 97 SD1 I Table 10 (page 42) 98 VCCPECL – Table 15 (page 48) 99 GNDPECL – Table 15 (page 48) 100 SD2 I Table 10 (page 42) 101 SD3 I Table 10 (page 42) 102 N/C – Table 17 (page 50) 103 VCCR0 – Table 15 (page 48) 104 TPFIP0 AO/AI Table 11 (page 42) 105 TPFIN0 AO/AI Table 11 (page 42) 106 GNDR0 – Table 15 (page 48) 107 TPFOP0 AO/AI Table 11 (page 42) 108 TPFON0 AO/AI Table 11 (page 42) 109 VCCT0/1 – Table 15 (page 48) 110 TPFON1 AO/AI Table 11 (page 42) 111 TPFOP1 AO/AI Table 11 (page 42) 112 GNDR1 – Table 15 (page 48) 113 GNDT0/1 – Table 15 (page 48) 114 TPFIN1 AO/AI Table 11 (page 42) 115 TPFIP1 AO/AI Table 11 (page 42) 116 VCCR1 – Table 15 (page 48) 117 VCCR2 – Table 15 (page 48) 118 TPFIP2 AO/AI Table 11 (page 42) 119 TPFIN2 AO/AI Table 11 (page 42) 120 GNDR2 – Table 15 (page 48) 121 TPFOP2 AO/AI Table 11 (page 42) 122 TPFON2 AO/AI Table 11 (page 42) 123 VCCT2/3 – Table 15 (page 48) 124 TPFON3 AO/AI Table 11 (page 42) Pin Symbol Type Reference for Full Description |