công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

JS-D2N-XXX bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Leach International Corporation

tên linh kiện JS-D2N-XXX
Giải thích chi tiết về linh kiện  RELAY – NONLATCH 1PDT, 10 AMP
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEACH [Leach International Corporation]
Trang chủ  https://leachcorp.com/
Logo LEACH - Leach International Corporation

JS-D2N-XXX bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Leach International Corporation

  JS-D2N-XXX Datasheet HTML 1Page - Leach International Corporation JS-D2N-XXX Datasheet HTML 2Page - Leach International Corporation JS-D2N-XXX Datasheet HTML 3Page - Leach International Corporation JS-D2N-XXX Datasheet HTML 4Page - Leach International Corporation JS-D2N-XXX Datasheet HTML 5Page - Leach International Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
SERIES JS
RELAY
– NONLATCH
1PDT, 10 AMP
5 / 5
DIAGRAMS
STANDARD TOLERANCE: .xx= ±.010
[1] COIL POLARITY NOT APPLICABLE TO AC VERSIONS
NUMBERING SYSTEM
NOTES
1.
Standard Intermediate current test applicable.
2.
500 Vrms with silicone gasket compressed, 350 Vrms all other conditions.
3.
Applicable military specification
– MIL-PRF-83536/36
4.
"N," "R" & "V" coils have back EMF suppression to 42 volts maximum.
5.
Relay will not operate, but will not be damaged by application of reverse polarity to coil.
For any inquiries, please contact your local sales representative: leachcorp.com
JS
-
D
1
A
-
XXX
Basic series designation
1.
Mounting styles (A, D, E, G, J)
2.
Terminal types (1, 2, 4,)
3.
Coil voltage, see coil characteristics (A, B, C, M, N, R, V)
4.
XXX Designators
Dimensions in inches
Tolerances, unless otherwise specified, ± 0.03 in



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com