công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CAB530M12BM3 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - WOLFSPEED, INC.

tên linh kiện CAB530M12BM3
Giải thích chi tiết về linh kiện  1200 V, 530 A All-Silicon Carbide Half-Bridge Module
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WOLFSPEED [WOLFSPEED, INC.]
Trang chủ  https://www.wolfspeed.com/
Logo WOLFSPEED - WOLFSPEED, INC.

CAB530M12BM3 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - WOLFSPEED, INC.

Back Button CAB530M12BM3 Datasheet HTML 3Page - WOLFSPEED, INC. CAB530M12BM3 Datasheet HTML 4Page - WOLFSPEED, INC. CAB530M12BM3 Datasheet HTML 5Page - WOLFSPEED, INC. CAB530M12BM3 Datasheet HTML 6Page - WOLFSPEED, INC. CAB530M12BM3 Datasheet HTML 7Page - WOLFSPEED, INC. CAB530M12BM3 Datasheet HTML 8Page - WOLFSPEED, INC. CAB530M12BM3 Datasheet HTML 9Page - WOLFSPEED, INC. CAB530M12BM3 Datasheet HTML 10Page - WOLFSPEED, INC. CAB530M12BM3 Datasheet HTML 11Page - WOLFSPEED, INC.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
Copyright ©2021 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree®, the Cree logo, Wolfspeed®, and the Wolfspeed logo
are registered trademarks of Cree, Inc.
7
Rev. 0, 2021-03-02
CAB530M12BM3
4600 Silicon Dr., Durham, NC 27703
Figure 20. Continuous Drain Current Derating vs.
Case Temperature
Typical Performance
Figure 19. Reverse Bias Safe Operating Area (RBSOA)
Figure 21. Maximum Power Dissipation Derating vs.
Case Temperature
Figure 22. Typical Output Current Capability vs. Switching Frequency
(Inverter Application)
0
500
1000
1500
2000
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
Case Temperature, TC (°C)
Conditions:
TVJ ≤ 150 °C
0
100
200
300
400
500
600
700
800
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
Case Temperature, TC (°C)
Conditions:
TVJ ≤ 150 °C
0
100
200
300
400
500
600
700
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Switching Frequency, FS (kHz)
VDS = 800 V
TC = 90 °C
TVJ = 150 °C
MF = 1
RG-EXT = 1.5 Ω
VDS = 800 V
TC = 90 °C
TVJ = 150 °C
MF = 1
RG-EXT = 1.5 Ω
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
0
200
400
600
800
1000
1200
Drain-Source Voltage, VDS (V)
Chip
Module (RG = 1.5)
Conditions:
TVJ = 150 °C
LStray-Bussing = 4.5 nH
LStray-Module = 11.1 nH



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com