công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CDB53L21 bảng dữ liệu(PDF) 58 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CDB53L21
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Power, Stereo Analog to Digital Converter
PDF  66 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CDB53L21 bảng dữ liệu(HTML) 58 Page - Cirrus Logic

Back Button CDB53L21 Datasheet HTML 54Page - Cirrus Logic CDB53L21 Datasheet HTML 55Page - Cirrus Logic CDB53L21 Datasheet HTML 56Page - Cirrus Logic CDB53L21 Datasheet HTML 57Page - Cirrus Logic CDB53L21 Datasheet HTML 58Page - Cirrus Logic CDB53L21 Datasheet HTML 59Page - Cirrus Logic CDB53L21 Datasheet HTML 60Page - Cirrus Logic CDB53L21 Datasheet HTML 61Page - Cirrus Logic CDB53L21 Datasheet HTML 62Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 58 / 66 page
background image
58
DS700PP1
CS53L21
8.2
Auto Detect Disabled
Sample Rate
LRCK (kHz)
MCLK (MHz)
512x
768x
1024x
1536x
2048x
3072x
8
-
6.1440
8.1920
12.2880
16.3840
24.5760
11.025
-
8.4672
11.2896
16.9344
22.5792
33.8688
12
6.1440
9.2160
12.2880
18.4320
24.5760
36.8640
Sample Rate
LRCK (kHz)
MCLK (MHz)
256x
384x
512x
768x
1024x
1536x
16
-
6.1440
8.1920
12.2880
16.3840
24.5760
22.05
-
8.4672
11.2896
16.9344
22.5792
33.8688
24
6.1440
9.2160
12.2880
18.4320
24.5760
36.8640
Sample Rate
LRCK (kHz)
MCLK (MHz)
256x
384x
512x
768x
32
8.1920
12.2880
16.3840
24.5760
44.1
11.2896
16.9344
22.5792
33.8688
48
12.2880
18.4320
24.5760
36.8640
Sample Rate
LRCK (kHz)
MCLK (MHz)
128x
192x
256x
384x
64
8.1920
12.2880
16.3840
24.5760
88.2
11.2896
16.9344
22.5792
33.8688
96
12.2880
18.4320
24.5760
36.8640



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com