công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CDB42406 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CDB42406
Giải thích chi tiết về linh kiện  Evaluation Board
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CDB42406 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Cirrus Logic

Back Button CDB42406 Datasheet HTML 9Page - Cirrus Logic CDB42406 Datasheet HTML 10Page - Cirrus Logic CDB42406 Datasheet HTML 11Page - Cirrus Logic CDB42406 Datasheet HTML 12Page - Cirrus Logic CDB42406 Datasheet HTML 13Page - Cirrus Logic CDB42406 Datasheet HTML 14Page - Cirrus Logic CDB42406 Datasheet HTML 15Page - Cirrus Logic CDB42406 Datasheet HTML 16Page - Cirrus Logic CDB42406 Datasheet HTML 17Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 32 page
background image
CDB42406
13
1.7.3e
Setup 11
Using the on-board crystal oscillator, AUDIO MCLK, a DSP connected to DSP I/O HDR
masters the subclocks for the DAC and provides data to the DAC. Using the on-board
crystal oscillator, AUDIO MCLK, the CS42406 ADC masters its subclocks and are output
onto DSP_ADC_LRCK and DSP_ADC_SCLK. The subclocks for the DAC are input via
DSP_DAC_LRCK and DSP_DAC_SCLK. This allows independent control of the sample
rate for the ADC and DAC. For implementation of this setup option, set DIP switch S4
(SW[3:0]) to ‘1011’b.
AUDIO
MCLK
MC LK
DA C_LRCK/
DA C _S CL K
AD C_ LR CK /
AD C_ SC LK
DA C _S DIN x
AD C_ SD OU T
CS 42406
DSP I/O
HDR
DSP_MC LK
DS P_ A DC_LRCK/
DSP_AD C_ SC LK
DSP_SDO UT
DS P_ DA C_LRCK/
DSP_D A C_ SC LK
DS P_ S DINx
CS 8406
CS 8416
RM CK
OM CK
OL RC K /
OS CL K
SDO UT
OM C K
ILRCK/
ISC LK
SD IN
Figure 12. DSP Routing - Setup 11



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32