công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MRF9045LSR1 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MRF9045LSR1
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF Power Field Effect Transistors
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MRF9045LSR1 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MRF9045LSR1 Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MRF9045LSR1 Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MRF9045LSR1 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MRF9045LSR1 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MRF9045LSR1 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MRF9045LSR1 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MRF9045LSR1 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MRF9045LSR1 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
MRF9045LR1 MRF9045LSR1
5−5
RF Device Data
Freescale Semiconductor
TYPICAL CHARACTERISTICS
1
10
100
13
14
15
16
17
18
19
20
0.1
0
10
20
30
40
50
60
70
Pout, OUTPUT POWER (WATTS) PEP
f, FREQUENCY (MHz)
930
20
Figure 3. Class AB Broadband Circuit Performance
16
13
12
Pout, OUTPUT POWER (WATTS) PEP
Figure 4. Power Gain versus Output Power
Figure 5. Intermodulation Distortion versus
Output Power
17
15
14
19
18
935
940
945
950
955
960
Pout, OUTPUT POWER (WATTS) PEP
Pout, OUTPUT POWER (WATTS) PEP
Figure 6. Intermodulation Distortion Products
versus Output Power
Figure 7. Power Gain, Efficiency versus
Output Power
-38
-36
-34
-32
-30
40
45
50
55
-12
-16
-14
Gps
h
IMD
IRL
Gps
h
VDD = 28 Vdc
IDQ = 350 mA
f1 = 945 MHz
VDD = 28 Vdc
Pout = 45 W (PEP)
IDQ = 350 mA
Two-Tone Measurement,
100 kHz Tone Spacing
1
10
100
400 mA
IDQ = 525 mA
VDD = 28 Vdc
f1 = 945 MHz
350 mA
300 mA
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
0.5
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0.5
1
10
100
400 mA
IDQ = 300 mA
525 mA
350 mA
VDD = 28 Vdc
IDQ = 350 mA
f1 = 945 MHz
f2 = 945.1 MHz
3rd Order
5th Order
7th Order
-90
-80
-60
-50
-40
-30
-10
0.5
1
10
100
-70
-20
VDD = 28 Vdc
f1 = 945 MHz
f2 = 945.1 MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com