| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CDB53L21 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Cirrus Logic |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CDB53L21 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Cirrus Logic |
|
12 / 33 page ![]() 12 DS700DB1 CDB53L21 2.5 Register Maps Tab The Advanced Register Debug tab provides low-level control of the CS53L21 individual register settings. Register values can be modified bit-wise or byte-wise. For bit-wise, click the appropriate push-button for the desired bit. For byte-wise, the desired hex value can be typed directly into the register address box in the register map. The “FPGA” and “GPIO” tabs may be ignored. Figure 5. Register Maps Tab - CS53L21 |