công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CPI-3533-97ST bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - CUI Devices

tên linh kiện CPI-3533-97ST
Giải thích chi tiết về linh kiện  PIEZO BUZZER INDICATOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CUID [CUI Devices]
Trang chủ  https://www.cuidevices.com/
Logo CUID - CUI Devices

CPI-3533-97ST bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - CUI Devices

  CPI-3533-97ST Datasheet HTML 1Page - CUI Devices CPI-3533-97ST Datasheet HTML 2Page - CUI Devices CPI-3533-97ST Datasheet HTML 3Page - CUI Devices CPI-3533-97ST Datasheet HTML 4Page - CUI Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
CUI DEVICES | MODEL: CPI-3533-97ST | DESCRIPTION: PIEZO BUZZER INDICATOR
date 08/05/2022 | page 2 of 4
cuidevices.com
MECHANICAL DRAWING
PERFORMANCE CURVES
SPL
I
4
8
12
16
20
24
28 (V)
105
100
95
90
85
80
110
0
4
8
12
20
24
(dB)
(mA)
16
at 10 cm
Supply Voltage (Vdc)
SPL: Voltage vs. Sound Pressure Level
I: Voltage vs. Current Consumption
units: mm
tolerance: ±0.5 mm
M28X1.5
Additional Resources: Product Page | 3D Model | PCB Footprint



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com