công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C6D08065G bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - WOLFSPEED, INC.

tên linh kiện C6D08065G
Giải thích chi tiết về linh kiện  6th Generation 650 V, 8 A Silicon Carbide Schottky Diode
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WOLFSPEED [WOLFSPEED, INC.]
Trang chủ  https://www.wolfspeed.com/
Logo WOLFSPEED - WOLFSPEED, INC.

C6D08065G bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - WOLFSPEED, INC.

  C6D08065G Datasheet HTML 1Page - WOLFSPEED, INC. C6D08065G Datasheet HTML 2Page - WOLFSPEED, INC. C6D08065G Datasheet HTML 3Page - WOLFSPEED, INC. C6D08065G Datasheet HTML 4Page - WOLFSPEED, INC. C6D08065G Datasheet HTML 5Page - WOLFSPEED, INC. C6D08065G Datasheet HTML 6Page - WOLFSPEED, INC.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
C6D08065G
5
Rev. 0, JULY 2021
4600 Silicon Drive | Durham, NC 27703 | wolfspeed.com
Package Dimensions
Recommended Solder Pad Layout
10.668
2.540
1.540
Tjb May 2015
MX+DI
Package: TO-263-2
All dimensions in mm.
Learn more about recommended soldering profiles in this application note.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com