công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PDTC123EEF bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PDTC123EEF
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 k-ohm, R2 = 2.2 k-ohm
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

PDTC123EEF bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button PDTC123EEF Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PDTC123EEF Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PDTC123EEF Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PDTC123EEF Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors PDTC123EEF Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors PDTC123EEF Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors PDTC123EEF Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors PDTC123EEF Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors PDTC123EEF Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
2004 Aug 06
10
Philips Semiconductors
Product specification
NPN resistor-equipped transistors;
R1 = 2.2 k
Ω, R2 = 2.2 kΩ
PDTC123E series
UNIT
A
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
5.2
5.0
b
0.48
0.40
c
0.45
0.38
D
4.8
4.4
d
1.7
1.4
E
4.2
3.6
L
14.5
12.7
e
2.54
e1
1.27
L1
(1)
max.
2.5
b1
0.66
0.55
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Note
1. Terminal dimensions within this zone are uncontrolled to allow for flow of plastic and terminal irregularities.
SOT54
TO-92
SC-43A
97-02-28
04-06-28
A
L
0
2.5
5 mm
scale
b
c
D
b1
L1
d
E
Plastic single-ended leaded (through hole) package; 3 leads
SOT54
e1
e
1
2
3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com