| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
KMI16/1/V3PX bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KMI16/1/V3PX bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors |
|
5 / 12 page ![]() 2000 Sep 05 5 Philips Semiconductors Product specification Integrated rotational speed sensor KMI16/1 handbook, full pagewidth SCHMITT TRIGGER AMPLIFIER SENSOR VOLTAGE CONTROL VCC GND Vout open collector output MGL348 Fig.4 Block diagram. handbook, halfpage MGL347 2.7 k Ω 10 k Ω 2.2 nF SENSOR ICC VCC Vout Fig.5 Test and application circuit. |