công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC2G17GV bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HC2G17GV
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual non-inverting Schmitt trigger
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HC2G17GV bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HC2G17GV Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HC2G17GV Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC2G17GV Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC2G17GV Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC2G17GV Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HC2G17GV Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HC2G17GV Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74HC2G17GV Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74HC2G17GV Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 18 page
background image
74HC_HCT2G17_1
© NXP B.V. 2006. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 01 — 6 October 2006
9 of 18
NXP Semiconductors
74HC2G17; 74HCT2G17
Dual non-inverting Schmitt trigger
14. Transfer characteristics
Test data is given in Table 11.
Definitions test circuit:
RL = Load resistance.
CL = Load capacitance including jig and probe capacitance.
RT = Termination resistance should be equal to output impedance Zo of the pulse generator.
Fig 6.
Load circuitry for switching times
mgk563
D.U.T
VCC
VCC
VI
VO
RT
RL = 1 kΩ
CL
50 pF
open
PULSE
GENERATOR
Table 11.
Test data
Type
Input
Test
VI
tr, tf
tPHL, tPLH
74HC2G17
GND to VCC
6 ns
open
74HCT2G17
GND to 3.0 V
6 ns
open
Table 12.
Transfer characteristics
Voltages are referenced to GND (ground = 0 V); for test circuit see Figure 6.
Symbol Parameter
Conditions
25
°C
−40 °C to +125 °C
Unit
Min
Typ
Max
Min
Max
(85
°C)
Max
(125
°C)
74HC2G17
VT+
positive-going
threshold voltage
see Figure 7, Figure 8
VCC = 2.0 V
1.00
1.18
1.50
1.00
1.50
1.50
V
VCC = 4.5 V
2.30
2.60
3.15
2.30
3.15
3.15
V
VCC = 6.0 V
3.00
3.46
4.20
3.00
4.20
4.20
V
VT−
negative-going
threshold voltage
see Figure 7, Figure 8
VCC = 2.0 V
0.30
0.60
0.90
0.30
0.90
0.90
V
VCC = 4.5 V
1.13
1.47
2.00
1.13
2.00
2.00
V
VCC = 6.0 V
1.50
2.06
2.60
1.50
2.60
2.60
V
VH
hysteresis voltage
VT+ − VT−; see Figure 7,
Figure 8 and Figure 9
VCC = 2.0 V
0.30
0.60
1.00
0.30
1.00
1.00
V
VCC = 4.5 V
0.60
1.13
1.40
0.60
1.40
1.40
V
VCC = 6.0 V
0.80
1.40
1.70
0.80
1.70
1.70
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com