công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC1G74DC bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74LVC1G74DC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single D-type flip-flop with set and reset; positive edge trigger
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74LVC1G74DC bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button 74LVC1G74DC Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G74DC Datasheet HTML 12Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G74DC Datasheet HTML 13Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G74DC Datasheet HTML 14Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G74DC Datasheet HTML 15Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G74DC Datasheet HTML 16Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G74DC Datasheet HTML 17Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G74DC Datasheet HTML 18Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G74DC Datasheet HTML 19Page - Nexperia B.V. All rights reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 19 page
background image
Nexperia
74LVC1G74
Single D-type flip-flop with set and reset; positive edge trigger
References
Outline
version
European
projection
Issue date
IEC
JEDEC
JEITA
SOT1203
sot1203_po
10-04-02
10-04-06
Unit
mm
max
nom
min
0.35 0.04
1.40
1.35
1.30
1.05
1.00
0.95
0.55 0.35
0.40
0.35
0.32
A(1)
Dimensions
Note
1. Including plating thickness.
2. Visible depending upon used manufacturing technology.
XSON8: extremely thin small outline package; no leads;
8 terminals; body 1.35 x 1.0 x 0.35 mm
SOT1203
A1
b
0.20
0.15
0.12
D
E
e
e1
L
0.35
0.30
0.27
L1
0
0.5
1 mm
scale
terminal 1
index area
E
D
(4×)(2)
(8×)(2)
A
A1
e
L
L1
b
e1
e1
e1
1
8
2
7
3
6
4
5
Fig. 14. Package outline SOT1203 (XSON8)
74LVC1G74
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Nexperia B.V. 2021. All rights reserved
Product data sheet
Rev. 15 — 20 September 2021
16 / 19



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com