công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC02ABQ bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74LVC02ABQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-input NOR gate
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74LVC02ABQ bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  74LVC02ABQ Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC02ABQ Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC02ABQ Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC02ABQ Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC02ABQ Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC02ABQ Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC02ABQ Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC02ABQ Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC02ABQ Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 12 page
background image
74LVC02A
Quad 2-input NOR gate
Rev. 10 — 17 September 2021
Product data sheet
1. General description
The 74LVC02A is a quad-input NOR gate. Inputs can be driven from either 3.3 V or 5 V devices.
This feature allows the use of these devices as translators in mixed 3.3 V and 5 V applications.
Schmitt-trigger action at all inputs makes the circuit tolerant of slower input rise and fall times.
2. Features and benefits
• Overvoltage tolerant inputs to 5.5 V
• Wide supply voltage range from 1.2 V to 3.6 V
• CMOS low power consumption
• Direct interface with TTL levels
• Complies with JEDEC standard:
• JESD8-7A (1.65 V to 1.95 V)
• JESD8-5A (2.3 V to 2.7 V)
• JESD8-C/JESD36 (2.7 V to 3.6 V)
• ESD protection:
• HBM JESD22-A114F exceeds 2000 V
• MM JESD22-A115-B exceeds 200 V
• CDM JESD22-C101E exceeds 1000 V
• Specified from -40 °C to +85 °C and -40 °C to +125 °C
3. Ordering information
Table 1. Ordering information
Package
Type number
Temperature range Name
Description
Version
74LVC02AD
-40 °C to +125 °C
SO14
plastic small outline package; 14 leads;
body width 3.9 mm
SOT108-1
74LVC02APW
-40 °C to +125 °C
TSSOP14
plastic thin shrink small outline package;
14 leads; body width 4.4 mm
SOT402-1
74LVC02ABQ
-40 °C to +125 °C
DHVQFN14 plastic dual in-line compatible thermal
enhanced very thin quad flat package; no leads;
14 terminals; body 2.5 × 3 × 0.85 mm
SOT762-1


Số phần tương tự - 74LVC02ABQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC02ABQ NXP-74LVC02ABQ Datasheet
164Kb / 14P
Quad 2-input NOR gate
Rev. 8-16 November 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC02ABQ-Q100 NEXPERIA-74LVC02ABQ-Q100 Datasheet
746Kb / 14P
Quad 2-input NOR gate
More results

Mô tả tương tự - 74LVC02ABQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
54AC02 NSC-54AC02 Datasheet
111Kb / 6P
Quad 2-Input NOR Gate
logo
ON Semiconductor
MC10102 ONSEMI-MC10102 Datasheet
101Kb / 5P
Quad 2-Input NOR Gate
1996 REV 5
logo
NXP Semiconductors
74F02 PHILIPS-74F02 Datasheet
99Kb / 11P
Quad 2-input NOR gate
1990 Oct 04
74HC02 PHILIPS-74HC02 Datasheet
28Kb / 5P
Quad 2-input NOR gate
December 1990
logo
STMicroelectronics
74VHC02 STMICROELECTRONICS-74VHC02 Datasheet
164Kb / 8P
QUAD 2-INPUT NOR GATE
Jun-2001
logo
Fairchild Semiconductor
74ACTQ02 FAIRCHILD-74ACTQ02 Datasheet
80Kb / 7P
Quad 2-Input NOR Gate
74F02 FAIRCHILD-74F02 Datasheet
47Kb / 4P
Quad 2-Input NOR Gate
logo
Texas Instruments
CD74AC02 TI-CD74AC02 Datasheet
33Kb / 5P
Quad 2-Input NOR Gate
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC02F TOSHIBA-TC74VHC02F_07 Datasheet
255Kb / 9P
Quad 2-Input NOR Gate
TC4001BP TOSHIBA-TC4001BP_07 Datasheet
250Kb / 9P
Quad 2 Input NOR Gate
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com