công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC2GU04GW bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74LVC2GU04GW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual unbuffered inverter
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74LVC2GU04GW bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  74LVC2GU04GW Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC2GU04GW Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC2GU04GW Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC2GU04GW Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC2GU04GW Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC2GU04GW Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC2GU04GW Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC2GU04GW Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC2GU04GW Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
Nexperia
74LVC2GU04
Dual unbuffered inverter
9. Recommended operating conditions
Table 6. Recommended operating conditions
Voltages are referenced to GND (ground = 0 V).
Symbol Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
VCC
supply voltage
1.65
-
5.5
V
VI
input voltage
0
-
5.5
V
VO
output voltage
Active mode
0
-
VCC
V
Tamb
ambient temperature
-40
-
+125
°C
VCC = 1.65 V to 2.7 V
-
-
20
ns/V
Δt/ΔV
input transition rise and fall rate
VCC = 2.7 V to 5.5 V
-
-
10
ns/V
10. Static characteristics
Table 7. Static characteristics
At recommended operating conditions; voltages are referenced to GND (ground = 0 V).
-40 °C to +85 °C
-40 °C to +125 °C
Symbol Parameter
Conditions
Min
Typ [1]
Max
Min
Max
Unit
VIH
HIGH-level input
voltage
VCC = 1.65 V to 5.5 V
0.75VCC
-
-
0.8VCC
-
V
VIL
LOW-level input
voltage
VCC = 1.65 V to 5.5 V
-
-
0.25VCC
-
0.2VCC V
VI = VIH or VIL
IO = -100 μA;
VCC = 1.65 V to 5.5 V
VCC - 0.1
-
-
VCC - 0.1
-
V
IO = -4 mA; VCC = 1.65 V
1.2
-
-
0.95
-
V
IO = -8 mA; VCC = 2.3 V
1.9
-
-
1.7
-
V
IO = -12 mA; VCC = 2.7 V
2.2
-
-
1.9
-
V
IO = -24 mA; VCC = 3.0 V
2.3
-
-
2.0
-
V
VOH
HIGH-level output
voltage
IO = -32 mA; VCC = 4.5 V
3.8
-
-
3.4
-
V
VI = VIH or VIL
IO = 100 μA;
VCC = 1.65 V to 5.5 V
-
-
0.1
-
0.1
V
IO = 4 mA; VCC = 1.65 V
-
-
0.45
-
0.7
V
IO = 8 mA; VCC = 2.3 V
-
-
0.3
-
0.45
V
IO = 12 mA; VCC = 2.7 V
-
-
0.4
-
0.6
V
IO = 24 mA; VCC = 3.0 V
-
-
0.55
-
0.8
V
VOL
LOW-level output
voltage
IO = 32 mA; VCC = 4.5 V
-
-
0.55
-
0.8
V
II
input leakage
current
VI = 5.5 V or GND;
VCC = 0 V to 5.5 V
-
±0.1
±1
-
±1
μA
ICC
supply current
VI = 5.5 V or GND; IO = 0 A;
VCC = 1.65 V to 5.5 V
-
0.1
4
-
4
μA
CI
input capacitance VCC = 3.3 V; VI = GND to VCC
-
5
-
-
-
pF
[1] All typical values are measured at VCC = 3.3 V and at Tamb = 25 °C.
74LVC2GU04
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Nexperia B.V. 2022. All rights reserved
Product data sheet
Rev. 13 — 20 January 2022
4 / 15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com