| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ADP2106ACPZ-R7 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADP2106ACPZ-R7 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices |
|
8 / 32 page ![]() ADP2105/ADP2106/ADP2107 Rev. 0 | Page 8 of 32 100 50 1 10000 LOAD CURRENT (mA) 95 90 85 80 75 70 65 60 55 10 100 1000 VIN =4.2V VIN =5.5V VIN =3.6V VIN =2.7V INDUCTOR: SD12, 1.2µH DCR: 37mΩ TA =25°C Figure 10. Efficiency—ADP2107 (1.2 V) 100 50 1 10000 LOAD CURRENT (mA) 95 90 85 80 75 70 65 60 55 10 100 1000 VIN =4.2V VIN =5.5V VIN =3.6V INDUCTOR: CDRH5D28, 2.5µH DCR: 13mΩ TA = 25°C Figure 11. Efficiency—ADP2107 (3.3 V) 1.85 1.75 0.1 10000 LOAD CURRENT (mA) 5.5V, –40°C 5.5V, +25°C 2.7V, –40°C 2.7V, +25°C 2.7V, +125°C 3.6V, –40°C 3.6V, +25°C 3.6V, +125°C 5.5V, +125°C 1.83 1.81 1.79 1.77 1 10 100 1000 Figure 12. Output Voltage Accuracy—ADP2107 (1.8 V) 100 50 1 10000 LOAD CURRENT (mA) 95 90 85 80 75 70 65 60 55 10 100 1000 VIN =2.7V VIN =3.6V VIN =4.2V VIN =5.5V INDUCTOR: D62LCB, 1.5µH DCR: 21mΩ TA =25°C Figure 13. Efficiency—ADP2107 (1.8 V) 1.23 1.17 0.01 10000 LOAD CURRENT (mA) 5.5V, –40°C 5.5V, +25°C 2.7V, –40°C 2.7V, +25°C 2.7V, +125°C 3.6V, –40°C 3.6V, +25°C 3.6V, +125°C 5.5V, +125°C 0.1 1 10 100 1000 1.22 1.21 1.20 1.19 1.18 Figure 14. Output Voltage Accuracy—ADP2107 (1.2 V) 3.38 3.22 0.01 10000 LOAD CURRENT (mA) 0.1 1 10 100 1000 3.36 3.34 3.32 3.30 3.28 3.26 3.24 5.5V, –40°C 5.5V, +25°C 3.6V, –40°C 3.6V, +25°C 3.6V, +125°C 5.5V, +125°C Figure 15. Output Voltage Accuracy—ADP2107 (3.3 V) |